m o d e l 4 0 0 1 a 4 0 0 3 a m a i n o u t p u t f r e q u e n c y r a n g e 0 . 5 h z t o 4 m h z i n 6 r a n g e s w a v e f o r m s 6 w a v e f o r m s ( s i n e , s q u a r e , t r i a n g l e , r a m p , + p u l s e , - p u l s e ) a m p l i t u d e 0 . 2 v p p - 2 0 v p p ( n o l o a d ) , 0 . 1 v p p - 1 0 v p p ( 5 0 ? l o a d ) a t t e n u a t o r - 2 0 d b ( 2 % ) o u t p u t i m p e d a n c e 5 0 ? ( 2 % ) d c o f f s e t 1 0 v ( p u l l a d j . ) d i s t o r t i o n < 2 % , 1 h z t o 1 0 0 k h z r i s e / f a l l t i m e < 9 0 n s v c f i n p u t 0 t o 1 0 v c o n t r o l s y n c o u t p u t r i s e t i m e < 6 0 n s ( t t l ) , < 9 0 n s ( c m o s ) l e v e l a p p r o x . 3 v p p ( t t l ) , v a r i a b l e 4 v p p - 1 5 v p p [ 1 v p p ] ( c m o s ) w a v e f o r m s s q u a r e , p u l s e s w e e p m o d e l i n e a r / l o g s w e e p r a t e 5 s t o 1 0 m s c o n t i n u o u s l y v a r i a b l e s w e e p o u t p u t 1 0 v p p ( o p e n ) o u t p u t i m p e d a n c e 1 k ? 2 % f r e q u e n c y c o u n t e r d i s p l a y - 5 - d i g i t l e d d i s p l a y w i t h a u t o r a n g e r e s o l u t i o n - 0 . 0 1 h z m o d e - i n t f u n c t i o n g e n e r a t o r / e x t c o u n t e r a c c u r a c y - < 0 . 0 2 % 1 d i g i t , f o r 1 k h z f r e q u e n c y r a n g e - 0 . 2 h z ~ 2 0 m h z s e n s i t i v i t y - < 1 0 0 m v r m s ( 1 m h z ) , < 2 0 0 m v r m s ( > 1 m h z ) m a x i n p u t - < 1 5 0 v r m s i n p u t i m p e d a n c e - 1 m ? 2 % a c i n p u t a c 1 1 5 v / 2 3 0 v + 1 0 % , 5 0 / 6 0 h z d i m e n s i o n 1 1 " x 3 . 6 " x 1 1 . 9 " ( 2 7 9 . 4 x 9 1 . 4 x 3 0 2 . 3 m m ) n e t w e i g h t 5 . 5 l b s . ( 2 . 5 k g ) o n e - y e a r w a r r a n t y s u p p l i e d a c c e s s o r i e s p o w e r c o r d a n d u s e r m a n u a l 4 m h z s w e e p f u n c t i o n g e n e r a t o r s m o d e l s 4 0 0 1 a & 4 0 0 3 a d a t a s h e e t t e c h n i c a l d a t a s u b j e c t t o c h a n g e ? b & k p r e c i s i o n c o r p . 2 0 1 4 v 0 5 0 8 1 4 w w w . b k p r e c i s i o n . c o m t e l . : 7 1 4 . 9 2 1 . 9 0 9 5 m o d e l s 4 0 0 1 a a n d 4 0 0 3 a a r e 4 m h z s w e e p f u n c t i o n g e n e r a t o r s . t h e s w e e p f u n c t i o n o f f e r s l i n e a r o r l o g s w e e p w i t h v a r i a b l e s w e e p r a t e s a n d w i d t h s . t h e m o d e l 4 0 0 3 a h a s t h e a d d i t i o n o f a 2 0 m h z 5 - d i g i t e x t e r n a l f r e q u e n c y c o u n t e r . f e a t u r e s g e n e r a t e s s i n e , t r i a n g l e , & s q u a r e w a v e f o r m s f r o m 0 . 5 h z t o 4 m h z 2 0 v p p o u t p u t i n t o o p e n c i r c u i t ( 1 0 v p p i n t o 5 0 ? ) t t l o u t p u t < 2 5 n s 1 0 v d c o f f s e t v a r i a b l e a m p l i t u d e o u t p u t p l u s 2 0 d b a t t e n u a t o r k e n s i n g t o n s e c u r i t y s l o t c u l a p p r o v e d 4 0 0 3 a a d d i t i o n a l f e a t u r e s c m o s v a r i a b l e l e v e l o u t p u t 5 - d i g i t l e d d i s p l a y v o l t a g e c o n t r o l l e d f r e q u e n c y ( v c f ) i n p u t 4 0 0 1 a 4 0 0 3 a k e n s i n g t o n s e c u r i t y s l o t h e l p s s e c u r e y o u r f u n c t i o n g e n e r a t o r a n d p r e v e n t s t h e f t .
|